| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
ST10F296E bảng dữ liệu(PDF) 31 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ST10F296E bảng dữ liệu(HTML) 31 Page - STMicroelectronics |
|
31 / 346 page ![]() Obsolete Product(s) - Obsolete Product(s) ST10F296E Ball data 31/346 VSS A1, A4 A8, A11, A13, A16 A17, B3, B5 B6, B8 B9, B17, D5, D6 F1, F17, G4, H1 K16, K17, L1, L4 N15, N17, R17, T15, T16, U7, U10, U13, U14, U16, U17 - Digital ground Table 2. Ball description (continued) Symbol Ball no. Type Function (including port, pin and alternate function where applicable) Obsolete Product(s) - Obsolete Product(s) |