| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
ST10F273Z4T3 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ST10F273Z4T3 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - STMicroelectronics |
|
3 / 188 page ![]() ST10F273Z4 Contents 3/188 5.5.7 Access protection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 5.5.8 Write protection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 5.5.9 Temporary unprotection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 5.6 Write operation examples . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 5.7 Write operation summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 6 Bootstrap loader . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 6.1 Selection among user-code, standard or selective bootstrap . . . . . . . . . . 44 6.2 Standard bootstrap loader . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 6.3 Alternate and selective boot mode (ABM & SBM) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 6.3.1 Activation of the ABM and SBM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 6.3.2 User mode signature integrity check . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 6.3.3 Selective boot mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 7 Central processing unit (CPU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 7.1 Multiplier-accumulator unit (MAC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 7.2 Instruction set summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 7.3 MAC coprocessor specific instructions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 8 External bus controller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 9 Interrupt system . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 9.1 X-Peripheral interrupt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 9.2 Exception and error traps list . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 10 Capture / compare (CAPCOM) units . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 11 General purpose timer unit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 11.1 GPT1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 11.2 GPT2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 12 PWM modules . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 13 Parallel ports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 13.1 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 13.2 I/O’s special features . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 |