công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SPC564L54x bảng dữ liệu(PDF) 70 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện SPC564L54x
Giải thích chi tiết về linh kiện  Dual issue five-stage pipeline core
PDF  165 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

SPC564L54x bảng dữ liệu(HTML) 70 Page - STMicroelectronics

Back Button SPC564L54x Datasheet HTML 66Page - STMicroelectronics SPC564L54x Datasheet HTML 67Page - STMicroelectronics SPC564L54x Datasheet HTML 68Page - STMicroelectronics SPC564L54x Datasheet HTML 69Page - STMicroelectronics SPC564L54x Datasheet HTML 70Page - STMicroelectronics SPC564L54x Datasheet HTML 71Page - STMicroelectronics SPC564L54x Datasheet HTML 72Page - STMicroelectronics SPC564L54x Datasheet HTML 73Page - STMicroelectronics SPC564L54x Datasheet HTML 74Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 70 / 165 page
background image
Package pinouts and signal descriptions
SPC56ELx, SPC564Lx
70/165
DocID15457 Rev 12
T12
E[12]
SIUL
—
GPIO[76]
ADC_1
—
AN[6]
T13
E[0]
SIUL
—
GPIO[64]
ADC_1
—
AN[5]
T14
A[0]
SIUL
GPIO[0]
GPIO[0]
eTimer_0
ETC[0]
ETC[0]
DSPI_2
SCK
SCK
SIUL
—
EIRQ[0]
T15
D[10]
SIUL
GPIO[58]
GPIO[58]
FlexPWM_0
A[0]
A[0]
eTimer_0
—
ETC[0]
T16
VDD_HV_IO_RING
—
T17
VSS_HV_IO_RING
—
U1
VSS_HV_IO_RING
—
U2
VSS_HV_IO_RING
—
U3
Not connected
—
U4
E[4]
SIUL
—
GPIO[68]
ADC_0
—
AN[7]
U5
C[2]
SIUL
—
GPIO[34]
ADC_0
—
AN[3]
U6
E[2]
SIUL
—
GPIO[66]
ADC_0
—
AN[5]
U7
B[9]
SIUL
—
GPIO[25]
ADC_0
ADC_1
—AN[11]
U8
B[12]
SIUL
—
GPIO[28]
ADC_0
ADC_1
—AN[14]
U9
VDD_HV_ADV
—
U10
VSS_HV_ADV
—
U11
E[11]
SIUL
—
GPIO[75]
ADC_1
—
AN[4]
U12
Not connected
—
U13
Not connected
—
U14
VDD_HV_PMU
—
Table 5. LFBGA257 pin function summary (continued)
Pin #
Port/function
Peripheral
Output function
Input function



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More