công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LNBP11L bảng dữ liệu(PDF) 15 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện LNBP11L
Giải thích chi tiết về linh kiện  500 mA guaranteed output current
PDF  21 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

LNBP11L bảng dữ liệu(HTML) 15 Page - STMicroelectronics

Back Button LNBP11L Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics LNBP11L Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics LNBP11L Datasheet HTML 13Page - STMicroelectronics LNBP11L Datasheet HTML 14Page - STMicroelectronics LNBP11L Datasheet HTML 15Page - STMicroelectronics LNBP11L Datasheet HTML 16Page - STMicroelectronics LNBP11L Datasheet HTML 17Page - STMicroelectronics LNBP11L Datasheet HTML 18Page - STMicroelectronics LNBP11L Datasheet HTML 19Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 15 / 21 page
background image
LNBP8L - LNBP9L - LNBP10L - LNBP11L
Typical performance characteristics
15/21
Figure 21.
Tone disable
Figure 22.
External modulation gain vs.
temperature
Figure 23.
External modulation gain vs.
frequency
Figure 24.
TON time vs. CEXT
Figure 25.
TOFF time vs. CEXT
EN/VSEL=L
TEN=H, LLC=L
V
CC1 = 23 V
V
CC2 = 23 V
I
OUT = 50 mA
V
OUT = 13 V
EN/VSEL=L
TEN=H, LLC=L
V
CC1 = 23 V
V
CC2 = 23 V
I
OUT = 50 mA
V
OUT = 13 V
H = Logic High = 5 V
L = Logic Low = 0 V
EN/VSEL=L
TEN=L, LLC=L
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
-10
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
T [°C]
V
CC1 = 15 V
V
CC2 = 23 V
I
OUT = 50 mA
V
OUT = 13 V
f = 22 kHz
H = Logic High = 5 V
L = Logic Low = 0 V
EN/VSEL=L
TEN=L, LLC=L
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
-10
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
T [°C]
V
CC1 = 15 V
V
CC2 = 23 V
I
OUT = 50 mA
V
OUT = 13 V
f = 22 kHz
3.5
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7
1000
10000
100000
F [Hz]
H = Logic High = 5 V
L = Logic Low = 0 V
EN/VSEL=L
TEN=L, LLC=L
V
CC1 = 15 V
V
CC2 = 23 V
I
OUT = 50 mA
V
OUT = 13 V
3.5
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7
1000
10000
100000
F [Hz]
H = Logic High = 5 V
L = Logic Low = 0 V
EN/VSEL=L
TEN=L, LLC=L
V
CC1 = 15 V
V
CC2 = 23 V
I
OUT = 50 mA
V
OUT = 13 V
0
50
100
150
200
250
300
350
400
0
5
10
15
CAPACITOR C
EXT [µF]
0
50
100
150
200
250
300
350
400
0
5
10
15
CAPACITOR C
EXT [µF]
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
0
5
10
15
CAPACITOR C
EXT [µF]
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
0
5
10
15
CAPACITOR C
EXT [µF]



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com