| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
L6751 bảng dữ liệu(PDF) 15 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
L6751 bảng dữ liệu(HTML) 15 Page - STMicroelectronics |
|
15 / 59 page ![]() L6751 Pin description and connection diagrams Doc ID 023992 Rev 1 15/59 2.2 Thermal Data Table 3. Thermal data Symbol Parameter Value Unit RTHJA Thermal resistance junction-to-ambient (device soldered on 2s2p PC board) 40 °C/W RTHJC Thermal resistance junction-to-case 1 °C/W TMAX Maximum junction temperature 150 °C TSTG Storage temperature range -40 to 150 °C TJ Junction temperature range 0 to 125 °C |