| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
UM1537 bảng dữ liệu(PDF) 30 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
UM1537 bảng dữ liệu(HTML) 30 Page - STMicroelectronics |
|
30 / 52 page ![]() Connector UM1537 30/52 Doc ID 023059 Rev 1 Figure 14. USB type B connector CN13 3.13 MicroSD connector CN14 Figure 15. MicroSD connector CN14 Table 24. USB type B connector CN13 Pin number Description Pin number Description 1 VBUS (power) 4 GND 2DM 5,6 Shield 3DP Table 25. MicroSD connector CN14 Pin number Description Pin number Description 15 MicroSDcard_CLK (PA5) 2 MicroSDcard_CS (PF5) 6 Vss/GND 3 MicroSDcard_DIN (PA7) 7 MicroSDcard_DOUT (PB4) 4+3.3 V8 10 MicroSDcard_detect (PB15) |