công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

L7818CV bảng dữ liệu(PDF) 42 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện L7818CV
Giải thích chi tiết về linh kiện  Thermal overload protection
PDF  54 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

L7818CV bảng dữ liệu(HTML) 42 Page - STMicroelectronics

Back Button L7818CV Datasheet HTML 38Page - STMicroelectronics L7818CV Datasheet HTML 39Page - STMicroelectronics L7818CV Datasheet HTML 40Page - STMicroelectronics L7818CV Datasheet HTML 41Page - STMicroelectronics L7818CV Datasheet HTML 42Page - STMicroelectronics L7818CV Datasheet HTML 43Page - STMicroelectronics L7818CV Datasheet HTML 44Page - STMicroelectronics L7818CV Datasheet HTML 45Page - STMicroelectronics L7818CV Datasheet HTML 46Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 42 / 54 page
background image
Package information
L78
42/54
DocID2143 Rev 34
Table 22: DPAK mechanical data
Dim.
mm
Min.
Typ.
Max.
A
2.20
2.40
A1
0.90
1.10
A2
0.03
0.23
b
0.64
0.90
b4
5.20
5.40
c
0.45
0.60
c2
0.48
0.60
D
6.00
6.20
D1
5.10
E
6.40
6.60
E1
4.70
e
2.28
e1
4.40
4.60
H
9.35
10.10
L
1.00
1.50
(L1)
2.80
L2
0.80
L4
0.60
1.00
R
0.20
V2
0°
8°



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com