| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
CT18P1003APM bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - American Accurate Components, Inc. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
CT18P1003APM bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - American Accurate Components, Inc. |
|
2 / 3 page ![]() American Accurate Components, Inc. Thin Film Precision Chip Resistors 188 Technology Drive, Unit H, Irvine, CA 92618 TEL: 949-453-9888 FAX: 949-453-8889 Email: sales@aacix.com 2 ELECTRICAL CHARACTERISTICS Size Power Rating at 70°°°° (W) Resistance Range ± ± ± ± % Tolerance TCR (10-6/°°°°C) Working Voltage Overload Voltage Operating Temp Range 0201 0.05 22 ~ 75K 0.1, 0.5, 1.0 ± 25 ±50 ±100 25V 50V -55°C ~ +125°C 1K ~ 10K 0.05 ± 10 0402 0.063 10.0 ~ 46.4 0.1, 0.5, 1 ± 10, ±25, ±50 50V 100V -55°C ~ +125°C 47.0 ~ 97.6 0.05, 0.1, 0.25, 0.5, 1 ± 10, ±25, ±50 100 ~ 2.94K 0.02, 0.05, 0.1, 0.25, 0.5, 1 ± 5, ±10, ±25, ±50 3.00K ~ 100K 0.05, 0.1, 0.25, 0.5, 1 ± 10, ±25, ±50 0603 0.063 0.100 10.0 ~ 100K 0.01, 0.02, 0.05, 0.1, 0.25, 0.5, 1 1,2,3,5,10,25,50 75V 150V -55°C ~ +125°C 102K ~ 270K 0.05, 0.1, 0.25, 0.5, 1 10, 25, 50 -55°C ~ +125°C 274K ~ 360K 0.1, 0.25, 0.5, 1 10, 25, 50 0603P 0.125 1.0 - 9.1 0.5, 1 ± 50, ±100 75V 150V -55°C ~ +125°C 10 - 390K 0.1, 1.0 ± 10, ±25, ±50, ±100 0805 0.100 10.0 ~ 200K 0.01, 0.02, 0.05, 0.1, 0.25, 0.5, 1 1, 2, 3, 5, 10, 25, 50 100V 200V -55°C ~ +125°C 205K ~ 360K 0.05, 0.1, 0.25, 0.5 10, 25, 50 365K ~ 487K 0.05, 0.1, 0.25, 0.5 10, 25 499K ~ 1.00M 0.1, 0.5 25 0805P 0.250 1.0 - 9.1 0.5, 1 ± 50, ±100 150V 300V -55°C ~ +125°C 10 - 800K 0.1, 1.0 ± 10, ±25, ±50, ±100 1206 0.125 5.01 ~ 560K 0.01, 0.02, 0.05, 0.1, 0.25, 0.5, 1 1, 2, 3, 5, 10, 25, 50 150V 300V -55°C ~ +125°C 562K ~ 1.00M 0.05, 0.1, 0.25, 0.5 10, 25 1206P 0.500 1.0 - 9.1 0.5, 1 ± 50, ±100 150V 300V -55°C ~ +125°C 10 ~ 1.00M 0.1, 1.0 ± 10, ±25, ±50, ±100 1210 0.250 100 ~ 330K 0.1 ± 5, ±10 200V 400V -55°C ~ +125°C 51.0 ~ 2.00M 0.1, 0.5 ± 25 10.0 ~ 49.9 0.5 ± 50 1217 0.250 5.10 ~ 1.00M 0.01, 0.02, 0.05, 0.1, 0.25, 0.5, 1 ± 1, 2, 3, 5, 10, 25 200V 400V -55°C ~ +155°C 2010 0.250 100 ~ 20.0K 0.01, 0.05, 0.1, 0.25, 0.5 ± 5 150V 300V -55°C ~ +125°C 50.0 ~ 40.0K 0.01, 0.05, 0.1, 0.25, 0.5 ± 10 10.0 ~500K 0.01, 0.05 ± 25 4.70 -1.00M 0.1, 0.25, 0.5, 1 10.0 ~500K 0.01, 0.05 ± 50 1.00 ~ 1.00M 0.1, 0.25, 0.5, 1 2020 0.500 5.10 ~ 2.00M 0.01, 0.02, 0.05, 0.1, 0.25, 0.5, 1 ± 1, 2, 3, 5, 10, 25 350V 700V -55°C ~ +155°C 2045 1.000 20.0 ~ 4.99M 0.01, 0.02, 0.05, 0.1, 0.25, 0.5, 1 ± 1, 2, 3, 5, 10, 25 500V 1000V -55°C ~ +155°C 2512 0.500 100 ~ 20.0K 0.01, 0.05, 0.1, 0.25, 0.5 ± 5 150V 300V -55°C ~ +125°C 50.0 ~ 40.0K 0.01, 0.05, 0.1, 0.25, 0.5 ± 10 10.0R ~ 500K 0.01, 0.05 ± 25 4.70 -1.00M 0.1, 0.25, 0.5, 1 10.0R ~ 500K 0.01, 0.05 ± 50 1.00 1.00M 0.1, 0.25, 0.5, 1 * Rated Voltage: √PxR |