công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STTH60AC06C bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STTH60AC06C
Giải thích chi tiết về linh kiện  Low reverse current
PDF  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STTH60AC06C bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - STMicroelectronics

Back Button STTH60AC06C Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STTH60AC06C Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STTH60AC06C Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STTH60AC06C Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STTH60AC06C Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics STTH60AC06C Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics STTH60AC06C Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics STTH60AC06C Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics STTH60AC06C Datasheet HTML 13Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 13 page
background image
DocID024886 Rev3
9/13
STTH60AC06C
Package information
Table 7. TO-3PF mechanical data
Ref.
Dimensions
Millimeters
Inches
Min.
Typ.
Max.
Min.
Typ.
Max.
A
5.30
5.70
0.2
0.22
C
2.80
3.20
0.11
0.12
D
3.10
3.50
0.12
0.13
D1
1.80
2.20
0.07
0.08
E
0.80
1.10
0.03
0.04
F
0.65
0.95
0.025
0.037
F2
1.80
2.20
0.07
0.08
G
10.30
11.50
0.40
0.45
G1
5.45
0.21
H
15.30
15.70
0.60
0.61
L
9.80
10
10.20
0.38
0.39
0.40
L2
22.80
23.20
0.89
0.91
L3
26.30
26.70
1.03
1.05
L4
43.20
44.40
1.70
1.74
L5
4.30
4.70
0.16
1.18
L6
24.30
24.70
0.95
0.97
L7
14.60
15
0.57
0.59
N
1.80
2.20
0.07
0.08
R
3.80
4.20
0.14
0.16
Dia
3.40
3.80
0.13
0.15



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13