công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TL431ACLPRE3 bảng dữ liệu(PDF) 74 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện TL431ACLPRE3
Giải thích chi tiết về linh kiện  Precision Programmable Reference
PDF  77 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

TL431ACLPRE3 bảng dữ liệu(HTML) 74 Page - Texas Instruments

Back Button TL431ACLPRE3 Datasheet HTML 69Page - Texas Instruments TL431ACLPRE3 Datasheet HTML 70Page - Texas Instruments TL431ACLPRE3 Datasheet HTML 71Page - Texas Instruments TL431ACLPRE3 Datasheet HTML 72Page - Texas Instruments TL431ACLPRE3 Datasheet HTML 73Page - Texas Instruments TL431ACLPRE3 Datasheet HTML 74Page - Texas Instruments TL431ACLPRE3 Datasheet HTML 75Page - Texas Instruments TL431ACLPRE3 Datasheet HTML 76Page - Texas Instruments TL431ACLPRE3 Datasheet HTML 77Page - Texas Instruments  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 74 / 77 page
background image
www.ti.com
PACKAGE OUTLINE
C
TYP
0.20
0.08
0.25
2.64
2.10
1.12 MAX
TYP
0.10
0.01
3X
0.5
0.3
TYP
0.6
0.2
1.9
0.95
TYP
-8
0
A
3.04
2.80
B
1.4
1.2
(0.95)
SOT-23 - 1.12 mm max height
DBZ0003A
SMALL OUTLINE TRANSISTOR
4214838/C 04/2017
NOTES:
1. All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing
per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. Reference JEDEC registration TO-236, except minimum foot length.
0.2
C A B
1
3
2
INDEX AREA
PIN 1
GAGE PLANE
SEATING PLANE
0.1 C
SCALE 4.000



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com