| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
LMV321IDBVT bảng dữ liệu(PDF) 29 Page - Texas Instruments |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LMV321IDBVT bảng dữ liệu(HTML) 29 Page - Texas Instruments |
|
29 / 48 page ![]() Device Package Type Package Drawing Pins SPQ Reel Diameter (mm) Reel Width W1 (mm) A0 (mm) B0 (mm) K0 (mm) P1 (mm) W (mm) Pin1 Quadrant LMV358IDR SOIC D 8 2500 330.0 12.4 6.4 5.2 2.1 8.0 12.0 Q1 LMV358IDR SOIC D 8 2500 330.0 12.8 6.4 5.2 2.1 8.0 12.0 Q1 LMV358IDRG4 SOIC D 8 2500 330.0 12.4 6.4 5.2 2.1 8.0 12.0 Q1 LMV358IPWR TSSOP PW 8 2000 330.0 12.4 7.0 3.6 1.6 8.0 12.0 Q1 LMV358IPWR TSSOP PW 8 2000 330.0 12.4 7.0 3.6 1.6 8.0 12.0 Q1 LMV358IPWRG4 TSSOP PW 8 2000 330.0 12.4 7.0 3.6 1.6 8.0 12.0 Q1 LMV358QDDUR VSSOP DDU 8 3000 180.0 8.4 2.25 3.35 1.05 4.0 8.0 Q3 LMV358QDGKR VSSOP DGK 8 2500 330.0 12.4 5.3 3.4 1.4 8.0 12.0 Q1 LMV358QDR SOIC D 8 2500 330.0 12.4 6.4 5.2 2.1 8.0 12.0 Q1 LMV358QPWR TSSOP PW 8 2000 330.0 12.4 7.0 3.6 1.6 8.0 12.0 Q1 *All dimensions are nominal Device Package Type Package Drawing Pins SPQ Length (mm) Width (mm) Height (mm) LMV321IDBVR SOT-23 DBV 5 3000 180.0 180.0 18.0 LMV321IDBVT SOT-23 DBV 5 250 180.0 180.0 18.0 LMV321IDCKR SC70 DCK 5 3000 180.0 180.0 18.0 LMV321IDCKR SC70 DCK 5 3000 205.0 200.0 33.0 LMV321IDCKT SC70 DCK 5 250 205.0 200.0 33.0 LMV321IDCKT SC70 DCK 5 250 180.0 180.0 18.0 LMV324IDR SOIC D 14 2500 333.2 345.9 28.6 PACKAGE MATERIALS INFORMATION www.ti.com 3-Dec-2016 Pack Materials-Page 2 |