| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
STLUX385 bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STLUX385 bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - STMicroelectronics |
|
6 / 10 page ![]() Pinout and pin description STLUX385 6/10 Doc ID 024169 Rev 2 21 I/O GPIO0[3]/I2C_scl/ HseOscin/Uart_rx General purpose I/O 03 I 2 C clock Input crystal oscillator signal / input frequency signal UART data receive 22 I/O GPIO0[0]/Uart_tx General purpose I/O 00 UART data transmit -- 23 I/O GPIO0[1]/Uart_rx General purpose I/O 01 UART data receive -- 24 I CPP[3] Positive analog comparator input 3 -- - 25 I CPP[2] Positive analog comparator input 2 -- - 26 I CPM3 Negative analog comparator input 3 -- - 27 I CPP[1] Positive analog comparator input 1 -- - 28 I CPP[0] Positive analog comparator input 0 -- - 29 PS VDDA Analog power supply -- - 30 PS VSSA Analog ground - - - 31 I ADCIN[7] Analog input 7 - - - 32 I ADCIN[6] Analog input 6 - - - 33 I ADCIN[5] Analog input 5 - - - 34 I ADCIN[4] Analog input 4 - - - 35 I ADCIN[3] Analog input 3 - - - 36 I ADCIN[2] Analog input 2 - - - 37 I ADCIN[1] Analog input 1 - - - 38 I ADCIN[0] Analog input 0 - - - Table 1. Pin description (continued) Pin number Type Pin name Main function Alternate function 1 Alternate function 2 Alternate function 3 |