công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MSP430A045IPWR bảng dữ liệu(PDF) 33 Page - Texas Instruments

tên linh kiện MSP430A045IPWR
Giải thích chi tiết về linh kiện  MIXED SIGNAL MICROCONTROLLER
PDF  57 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

MSP430A045IPWR bảng dữ liệu(HTML) 33 Page - Texas Instruments

Back Button MSP430A045IPWR Datasheet HTML 29Page - Texas Instruments MSP430A045IPWR Datasheet HTML 30Page - Texas Instruments MSP430A045IPWR Datasheet HTML 31Page - Texas Instruments MSP430A045IPWR Datasheet HTML 32Page - Texas Instruments MSP430A045IPWR Datasheet HTML 33Page - Texas Instruments MSP430A045IPWR Datasheet HTML 34Page - Texas Instruments MSP430A045IPWR Datasheet HTML 35Page - Texas Instruments MSP430A045IPWR Datasheet HTML 36Page - Texas Instruments MSP430A045IPWR Datasheet HTML 37Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 33 / 57 page
background image
MSP430x11x2, MSP430x12x2
MIXED SIGNAL MICROCONTROLLER
SLAS361D − JANUARY 2002 − REVISED AUGUST 2004
33
POST OFFICE BOX 655303
• DALLAS, TEXAS 75265
APPLICATION INFORMATION
input/output schematic (continued)
Port P2, P2.3 to P2.4, input/output with Schmitt-trigger
P2OUT.4
Module X Out
P2DIR.4
P2SEL.4
D
EN
Interrupt
Edge
Select
P2IES.4
P2SEL.4
P2IE.4
P2IFG.4
P2IRQ.07
EN
Set
Q
0
1
1
0
to ADC10, a4
P2.4/
Unused
P2IN.4
a4 Selected
Pad Logic
0: input
1: output
Bus
Keeper
ADC10AE.4
P2DIR.4
TA2/
A4/
V
REF+
P2OUT.3
Module X Out
P2DIR.3
P2SEL.3
D
EN
Interrupt
Edge
Select
P2IES.x
P2SEL.x
P2IE.4
P2IFG.4
P2IRQ.07
EN
Set
Q
0
1
1
0
to ADC10, a3
P2.3/
Module X In
P2IN.4
a3 Selected
Pad Logic
0: input
1: output
Bus
Keeper
ADC10AE.3
P2DIR.3
TA1/
A3/
VREF−
_
+
Reference Circuit
in ADC10 Module
ON
ON
Typ.
1.25 V
a10 on REFON
REF_x
AV
CC
OUT
REF+
2_5 V
AV
CC
V +
R
AV
SS
V −
R
01
SREF
ADC10
CTL0.12..14)
SREF.2
ADC10
CTL0.14)
0,4
1,5
0
/V eREF−
VeREF+
/



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com