| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
GB30V60DF bảng dữ liệu(PDF) 17 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
GB30V60DF bảng dữ liệu(HTML) 17 Page - STMicroelectronics |
|
17 / 22 page ![]() DocID024361 Rev 4 17/22 STGB30V60DF, STGP30V60DF, STGW30V60DF, STGWT30V60DF Package mechanical data Table 11. TO-3P mechanical data Dim. mm Min. Typ. Max. A4.60 5 A1 1.45 1.50 1.65 A2 1.20 1.40 1.60 b 0.80 1 1.20 b1 1.80 2.20 b2 2.80 3.20 c 0.55 0.60 0.75 D 19.70 19.90 20.10 D1 13.90 E 15.40 15.80 E1 13.60 E2 9.60 e 5.15 5.45 5.75 L 19.50 20 20.50 L1 3.50 L2 18.20 18.40 18.60 øP 3.10 3.30 Q5 Q1 3.80 |