| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
STD878T4 bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STD878T4 bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - STMicroelectronics |
|
7 / 10 page ![]() STD878, STN878 Package mechanical data Doc ID 13836 Rev 2 7/10 Dim. mm. Min. Typ. Max. A 1.80 A1 0.02 0.1 B 0.60 0.70 0.85 B1 2.90 3.00 3.15 c 0.24 0.26 0.35 D6.30 6.50 6.70 e2.30 e1 4.60 E 3.30 3.50 3.70 H 6.70 7.00 7.30 V 10 o SOT-223 mechanical data 0046067_M Obsolete Product(s) - Obsolete Product(s) |