| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
2ST31A bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
2ST31A bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - STMicroelectronics |
|
6 / 8 page ![]() Package mechanical data 2ST31A 6/8 Doc ID 17868 Rev 2 TO-220 type A mechanical data Dim mm Min Typ Max A 4.40 4.60 b 0.61 0.88 b1 1.14 1.70 c0.48 0.70 D 15.25 15.75 D1 1.27 E10 10.40 e 2.40 2.70 e1 4.95 5.15 F 1.23 1.32 H1 6.20 6.60 J1 2.40 2.72 L13 14 L1 3.50 3.93 L20 16.40 L30 28.90 ∅P 3.75 3.85 Q 2.65 2.95 0015988_Rev_S |