công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BAV74 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Zetex Semiconductors

tên linh kiện BAV74
Giải thích chi tiết về linh kiện  SOT23 HIGH SPEED SWITCHING DIODE PAIR COMMON CATHODE
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ZETEX [Zetex Semiconductors]
Trang chủ  http://www.diodes.com/
Logo ZETEX - Zetex Semiconductors

BAV74 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Zetex Semiconductors

  BAV74 Datasheet HTML 1Page - Zetex Semiconductors BAV74 Datasheet HTML 2Page - Zetex Semiconductors BAV74 Datasheet HTML 3Page - Zetex Semiconductors  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
IF v VF
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
100
80
60
20
0
40
VF - (Volts)
Circuit For Measuring Switching Time
IF=10mA
IR=10mA
Irr
0mA
Trr2
Trr1
1kΩ
0.2µF
+11V
VIN
VOUT
0.1µF
Pulse is supplied by a generator with the following
characteristics:
Output impedance = 50Ω
Rise time <= 0.5ns
Pulse width = 100ns
Output is monitored on a sampling oscilloscope
with the following characteristics:
Input impedance = 50Ω
Rise time <= 0.6ns
SOT23 HIGH SPEED SWITCHING
DIODE PAIR COMMON CATHODE
ISSUE 2 – JANUARY 1995
PIN CONFIGURATION
PARTMARKING DETAIL
BAV74 – JA
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS.
PARAMETER
SYMBOL
VALUE
UNIT
Continuous Reverse Voltage
VR
50
V
Average Output Rectified Current
(tav = 10ms)
Io
100
mA
Continuous Forward Current
IF
150
mA
Peak Forward Current ( t = 15ms)
IFM
200
mA
Forward Surge Current (t=1µs)
IFS
1000
mA
Power Dissipation at Tamb=25°C
Ptot
330
mW
Operating and Storage Temperature Range
Tj:Tstg
-55 to +150
°C
ELECTRICAL CHARACTERISTICS (at Tamb= 25°C unless otherwise stated).
PARAMETER
SYMBOL MIN.
MAX.
UNIT CONDITIONS.
Breakdown Voltage
VBR
51
V
IR = 5µA
Forward Voltage
VF
1.0
V
IF = 100mA
Reverse current
IR
0.1
100
µ
A
µ
A
VR = 50V
VR = 50V, Tamb = 125°C
Capacitance
Co
2.0
pF
VR = 0
Reverse Recovery Time
trr
4
2
ns
ns
IF = IR = 10mA, IRR = 1mA
IF = 10mA, VR = 6V,
RL = 100Ω
Spice parameter data is available upon request for this device
1
3
2
SOT23

!
BAV74
BAV74



Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com