| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
STL2N80K5 bảng dữ liệu(PDF) 12 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STL2N80K5 bảng dữ liệu(HTML) 12 Page - STMicroelectronics |
|
12 / 17 page ![]() Package mechanical data STL2N80K5 12/17 DocID025104 Rev 2 Table 9. PowerFLAT™ 5x6 VHV mechanical data DIM mm. min. typ. max. A 0.80 1.00 A1 0.02 0.05 A2 0.25 b 0.30 0.50 D 5.00 5.20 5.40 E 5.95 6.15 6.35 D2 4.30 4.40 4.50 E2 2.40 2.50 2.60 e 1.27 L 0.50 0.55 0.60 K 2.60 2.70 2.80 aaa 0.15 bbb 0.15 ccc 0.10 eee 0.10 |