công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STH145N8F7-2AG bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STH145N8F7-2AG
Giải thích chi tiết về linh kiện  Automotive-grade N-channel 80 V, 3.3 mΩ typ., 90 A STripFET™ F7 Power MOSFET in a H²PAK-2 package
PDF  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STH145N8F7-2AG bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - STMicroelectronics

Back Button STH145N8F7-2AG Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STH145N8F7-2AG Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STH145N8F7-2AG Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics STH145N8F7-2AG Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics STH145N8F7-2AG Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics STH145N8F7-2AG Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics STH145N8F7-2AG Datasheet HTML 13Page - STMicroelectronics STH145N8F7-2AG Datasheet HTML 14Page - STMicroelectronics STH145N8F7-2AG Datasheet HTML 15Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 16 page
background image
STH145N8F7-2AG
Package information
DocID027933 Rev 1
11/16
Table 8: H²PAK-2 mechanical data
Dim.
mm
Min.
Typ.
Max.
A
4.30
-
4.80
A1
0.03
0.20
C
1.17
1.37
e
4.98
5.18
E
0.50
0.90
F
0.78
0.85
H
10.00
10.40
H1
7.40
7.80
L
15.30
15.80
L1
1.27
1.40
L2
4.93
5.23
L3
6.85
7.25
L4
1.5
1.7
M
2.6
2.9
R
0.20
0.60
V
0°
8°



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com