công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STGIPS14K60T-H bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STGIPS14K60T-H
Giải thích chi tiết về linh kiện  Undervoltage lockout
PDF  19 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STGIPS14K60T-H bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - STMicroelectronics

Back Button STGIPS14K60T-H Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STGIPS14K60T-H Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STGIPS14K60T-H Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics STGIPS14K60T-H Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics STGIPS14K60T-H Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics STGIPS14K60T-H Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics STGIPS14K60T-H Datasheet HTML 13Page - STMicroelectronics STGIPS14K60T-H Datasheet HTML 14Page - STMicroelectronics STGIPS14K60T-H Datasheet HTML 15Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 19 page
background image
DocID024476 Rev 3
11/19
STGIPS14K60T-H
Electrical characteristics
19
3.1.1
NTC thermistor
Equation 1: resistance variation vs. temperature
Where T are temperatures in Kelvins
Figure 7. NTC resistance vs. temperature
Figure 8. NTC resistance vs. temperature (zoom)
Table 13. NTC thermistor
Symbol
Parameter
Test conditions
Min.
Typ. Max. Unit.
R25
Resistance
T = 25°C
4.7
k
Ω
R125
Resistance
T = 125°C
160
Ω
B
B-constant
T = 25°C to 85°C
3950
K
T
Operating temperature
-40
150
°C
RT
()
R
25
e
B
1
T
---
1
298
----------
–


⋅
=
AM16299v1
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
-40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 (°C)
NTC [kΩ]
MIN.
MAX.
CENTER
AM17098v1
(°C)
NTC [kΩ]
0.000
0.200
0.400
0.600
0.800
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145
MIN.
MAX.
CENTER



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com