| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
STF13N60M2 bảng dữ liệu(PDF) 12 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STF13N60M2 bảng dữ liệu(HTML) 12 Page - STMicroelectronics |
|
12 / 14 page ![]() Package mechanical data STF13N60M2, STFI13N60M2 12/14 DocID023939 Rev 4 Figure 21. I2PAKFP (TO-281) drawing Table 10. I2PAKFP (TO-281) mechanical data Dim. mm Min. Typ. Max. A4.40 - 4.60 B2.50 2.70 D2.50 2.75 D1 0.65 0.85 E0.45 0.70 F0.75 1.00 F1 1.20 G4.95 5.20 H 10.00 10.40 L1 21.00 23.00 L2 13.20 14.10 L3 10.55 10.85 L4 2.70 3.20 L5 0.85 1.25 L6 7.30 7.50 |