công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STP34NM60N bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STP34NM60N
Giải thích chi tiết về linh kiện  Low gate input resistance
PDF  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STP34NM60N bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - STMicroelectronics

  STP34NM60N Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics STP34NM60N Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics STP34NM60N Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STP34NM60N Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STP34NM60N Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STP34NM60N Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STP34NM60N Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STP34NM60N Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STP34NM60N Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 17 page
background image
Electrical characteristics
STB34NM60N, STP34NM60N
4/17
DocID17740 Rev 9
2
Electrical characteristics
(TCASE = 25 °C unless otherwise specified).
Table 4. On/off states
Symbol
Parameter
Test conditions
Min.
Typ.
Max.
Unit
V(BR)DSS
Drain-source breakdown
voltage (VGS= 0)
ID = 1 mA
600
V
IDSS
Zero gate voltage drain
current (VGS = 0)
VDS = 600 V
VDS = 600 V, Tc=125 °C
1
100
µA
µA
IGSS
Gate body leakage current
(VDS = 0)
VGS = ± 25 V
±100
nA
VGS(th)
Gate threshold voltage
VDS = VGS, ID = 250 µA
2
3
4
V
RDS(on)
Static drain-source on-
resistance
VGS = 10 V, ID= 14.5 A
0.092 0.105
Ω
Table 5. Dynamic
Symbol
Parameter
Test conditions
Min.
Typ.
Max.
Unit
Ciss
Input capacitance
VDS =100 V, f=1 MHz, VGS=0
-
2722
-
pF
Coss
Output capacitance
-
173
-
pF
Crss
Reverse transfer
capacitance
-1.75
-
pF
Coss eq.
(1)
1.
Coss eq. is defined as a constant equivalent capacitance giving the same charging time as Coss when VDS
increases from 0 to 80% VDSS
Equivalent capacitance time
related
VGS = 0, VDS = 0 to 480 V
-
458
-
pF
td(on)
Turn-on delay time
VDD = 300 V, ID = 15.75 A,
RG=4.7 Ω, VGS=10 V
(see Figure 19 and 14)
-18
-
ns
tr
Rise time
-
36
-
ns
td(off)
Turn-off delay time
-
104
-
ns
tf
Fall time
-
73
-
ns
Qg
Total gate charge
VDD = 480 V, ID = 31.5 A
VGS =10 V
(see Figure 15)
-84
-
nC
Qgs
Gate-source charge
-
14
-
nC
Qgd
Gate-drain charge
-
45
-
nC
RG
Intrinsic gate resistance
f = 1 MHz, gate DC Bias=0
test signal level=20 mV
open drain
-2.9
-
Ω



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com