| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
STB34NM60N bảng dữ liệu(PDF) 13 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STB34NM60N bảng dữ liệu(HTML) 13 Page - STMicroelectronics |
|
13 / 17 page ![]() DocID17740 Rev 9 13/17 STB34NM60N, STP34NM60N Package information Table 8. TO-220 type A mechanical data Dim. mm Min. Typ. Max. A4.40 4.60 b0.61 0.88 b1 1.14 1.70 c0.48 0.70 D 15.25 15.75 D1 1.27 E 10 10.40 e2.40 2.70 e1 4.95 5.15 F1.23 1.32 H1 6.20 6.60 J1 2.40 2.72 L13 14 L1 3.50 3.93 L20 16.40 L30 28.90 øP 3.75 3.85 Q2.65 2.95 |