công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SCT30N120 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện SCT30N120
Giải thích chi tiết về linh kiện  Low capacitance
PDF  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

SCT30N120 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - STMicroelectronics

  SCT30N120 Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics SCT30N120 Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics SCT30N120 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics SCT30N120 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics SCT30N120 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics SCT30N120 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics SCT30N120 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics SCT30N120 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics SCT30N120 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 13 page
background image
Electrical characteristics
SCT30N120
4/13
DocID023109 Rev 10
2
Electrical characteristics
(TCASE = 25 °C unless otherwise specified).
Table 4: On/off states
Symbol
Parameter
Test conditions
Min.
Typ.
Max.
Unit
IDSS
Zero gate voltage
drain current (VGS = 0 V)
VDS = 1200 V
1
100
µA
VDS = 1200 V, TJ = 200 °C
50
µA
IGSS
Gate-body leakage
current (VDS = 0)
VGS = -10 to 22 V
100
nA
VGS(th)
Gate threshold voltage
VDS = VGS, ID = 1 mA
1.8
3.5
V
RDS(on)
Static drain-source
on- resistance
VGS = 20 V, ID = 20 A
80
100
mΩ
VGS = 20 V, ID = 20 A,
TJ = 150 °C
90
mΩ
VGS = 20 V, ID = 20 A,
TJ = 200 °C
100
mΩ
Table 5: Dynamic
Symbol
Parameter
Test conditions
Min.
Typ.
Max.
Unit
Ciss
Input capacitance
VDS = 400 V, f = 1 MHz,
VGS = 0 V
-
1700
-
pF
Coss
Output capacitance
-
130
-
pF
Crss
Reverse transfer capacitance
-
25
-
pF
Qg
Total gate charge
VDD = 800 V, ID = 20 A,
VGS = 0 to 20 V
-
105
-
nC
Qgs
Gate-source charge
-
16
-
nC
Qgd
Gate-drain charge
-
40
-
nC
Rg
Gate input resistance
f=1 MHz open drain
-
5
-
Ω
Table 6: Switching energy (inductive load)
Symbol
Parameter
Test conditions
Min.
Typ.
Max.
Unit
Eon
Turn-on switching energy
VDD = 800 V, ID = 20 A,
RG
= 6.8 Ω,
VGS = - 2 to 20 V
-
500
-
µJ
Eoff
Turn-off switching energy
-
350
-
µJ
Eon
Turn-on switching energy
VDD = 800 V, ID = 20 A,
RG
= 6.8 Ω,
VGS = - 2 to 20 V,
TJ = 150 °C
-
500
-
µJ
Eoff
Turn-off switching energy
-
400
-
µJ
Table 7: Switching times
Symbol
Parameter
Test conditions
Min.
Typ.
Max.
Unit
td(on)
Turn-on delay time
VDD = 800 V, ID = 20 A,
RG
= 0 Ω, VGS = 0 to 20 V
-
19
-
ns
tf
Fall time
-
28
-
ns
td(off)
Turn-off delay time
-
45
-
ns
tr
Rise time
-
20
-
ns



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com