công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

INA209 bảng dữ liệu(PDF) 34 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện INA209
Giải thích chi tiết về linh kiện  High- or Low-Side Measurement, Bidirectional CURRENT/POWER MONITOR with 1.8-V I2C Interface
PDF  37 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

INA209 bảng dữ liệu(HTML) 34 Page - Texas Instruments

Back Button INA209 Datasheet HTML 29Page - Texas Instruments INA209 Datasheet HTML 30Page - Texas Instruments INA209 Datasheet HTML 31Page - Texas Instruments INA209 Datasheet HTML 32Page - Texas Instruments INA209 Datasheet HTML 33Page - Texas Instruments INA209 Datasheet HTML 34Page - Texas Instruments INA209 Datasheet HTML 35Page - Texas Instruments INA209 Datasheet HTML 36Page - Texas Instruments INA209 Datasheet HTML 37Page - Texas Instruments  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 34 / 37 page
background image
www.ti.com
PACKAGE OUTLINE
C
0.625 MAX
0.30
0.12
1.2
TYP
0.8 TYP
0.4 TYP
0.4 TYP
12X
0.3
0.2
B
E
A
D
DSBGA - 0.625 mm max height
YFF0012
DIE SIZE BALL GRID ARRAY
4222191/A 07/2015
NOTES:
1. All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing
per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
BALL A1
CORNER
SEATING PLANE
BALL TYP
0.05 C
B
1
2
3
0.015
C A
B
SYMM
SYMM
A
C
D
SCALE 8.000
D: Max =
E: Max =
1.675 mm, Min =
1.418 mm, Min =
1.614 mm
1.358 mm



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com