| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
STF11N65M2 bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STF11N65M2 bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - STMicroelectronics |
|
11 / 15 page ![]() STF11N65M2, STFI11N65M2 Package information DocID025806 Rev 2 11/15 Table 9: TO-220FP package mechanical data Dim. mm Min. Typ. Max. A 4.4 4.6 B 2.5 2.7 D 2.5 2.75 E 0.45 0.7 F 0.75 1 F1 1.15 1.70 F2 1.15 1.70 G 4.95 5.2 G1 2.4 2.7 H 10 10.4 L2 16 L3 28.6 30.6 L4 9.8 10.6 L5 2.9 3.6 L6 15.9 16.4 L7 9 9.3 Dia 3 3.2 |