| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
STB28N60M2 bảng dữ liệu(PDF) 19 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STB28N60M2 bảng dữ liệu(HTML) 19 Page - STMicroelectronics |
|
19 / 21 page ![]() STB28N60M2, STI28N60M2, STP28N60M2, STW28N60M2 Package information DocID025254 Rev 4 19/21 Table 13: TO-247 package mechanical data Dim. mm Min. Typ. Max. A 4.85 5.15 A1 2.20 2.60 b 1.0 1.40 b1 2.0 2.40 b2 3.0 3.40 c 0.40 0.80 D 19.85 20.15 E 15.45 15.75 e 5.30 5.45 5.60 L 14.20 14.80 L1 3.70 4.30 L2 18.50 ØP 3.55 3.65 ØR 4.50 5.50 S 5.30 5.50 5.70 |