công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PIC18F4331 bảng dữ liệu(PDF) 366 Page - Microchip Technology

tên linh kiện PIC18F4331
Giải thích chi tiết về linh kiện  28/40/44-Pin Enhanced Flash Microcontrollers with nanoWatt Technology, High Performance PWM and A/D
PDF  396 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MICROCHIP [Microchip Technology]
Trang chủ  http://www.microchip.com
Logo MICROCHIP - Microchip Technology

PIC18F4331 bảng dữ liệu(HTML) 366 Page - Microchip Technology

Back Button PIC18F4331 Datasheet HTML 362Page - Microchip Technology PIC18F4331 Datasheet HTML 363Page - Microchip Technology PIC18F4331 Datasheet HTML 364Page - Microchip Technology PIC18F4331 Datasheet HTML 365Page - Microchip Technology PIC18F4331 Datasheet HTML 366Page - Microchip Technology PIC18F4331 Datasheet HTML 367Page - Microchip Technology PIC18F4331 Datasheet HTML 368Page - Microchip Technology PIC18F4331 Datasheet HTML 369Page - Microchip Technology PIC18F4331 Datasheet HTML 370Page - Microchip Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 366 / 396 page
background image
PIC18F2331/2431/4331/4431
DS39616B-page 364
Preliminary
 2003 Microchip Technology Inc.
FIGURE 25-14:
EXAMPLE SPI SLAVE MODE TIMING (CKE = 1)
TABLE 25-14: EXAMPLE SPI SLAVE MODE REQUIREMENTS (CKE = 1)
Param
No.
Symbol
Characteristic
Min
Max Units Conditions
70
TssL2scH,
TssL2scL
SS
↓ to SCK↓ or SCK↑ input
TCY
—ns
71
TscH
SCK input high time
(Slave mode)
Continuous
1.25 TCY + 30
—
ns
71A
Single Byte
40
—
ns
(Note 1)
72
TscL
SCK input low time
(Slave mode)
Continuous
1.25 TCY + 30
—
ns
72A
Single Byte
40
—
ns
(Note 1)
73A
TB2B
Last clock edge of Byte1 to the first clock edge of Byte2 1.5 TCY + 40
—
ns
(Note 2)
74
TscH2diL,
TscL2diL
Hold time of SDI data input to SCK edge
100
—ns
75
TdoR
SDO data output rise time
PIC18FXX31
—
25
ns
PIC18LFXX31
45
ns
76
TdoF
SDO data output fall time
—
25
ns
77
TssH2doZ
SS
↑ to SDO output hi-impedance
10
50
ns
78
TscR
SCK output rise time
(Master mode)
PIC18FXX31
—
25
ns
PIC18LFXX31
—
45
ns
79
TscF
SCK output fall time (Master mode)
—
25
ns
80
TscH2doV,
TscL2doV
SDO data output valid after SCK
edge
PIC18FXX31
—
50
ns
PIC18LFXX31
—
100
ns
82
TssL2doV
SDO data output valid after SS
↓
edge
PIC18FXX31
—
50
ns
PIC18LFXX31
—
100
ns
83
TscH2ssH,
TscL2ssH
SS
↑ after SCK edge
1.5 TCY + 40
—ns
Note 1:
Requires the use of Parameter # 73A.
2:
Only if Parameter # 71A and # 72A are used.
SS
SCK
(CKP = 0)
SCK
(CKP = 1)
SDO
SDI
70
71
72
82
SDI
74
75, 76
MSb
bit6 - - - - - -1
LSb
77
MSb IN
bit6 - - - -1
LSb IN
80
83
Note:
Refer to Figure 25-4 for load conditions.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com