công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STTH30R04-Y bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STTH30R04-Y
Giải thích chi tiết về linh kiện  Low thermal resistance
PDF  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STTH30R04-Y bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - STMicroelectronics

Back Button STTH30R04-Y Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics STTH30R04-Y Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STTH30R04-Y Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STTH30R04-Y Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STTH30R04-Y Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STTH30R04-Y Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STTH30R04-Y Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STTH30R04-Y Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics STTH30R04-Y Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 10 page
background image
Package information
STTH30R04-Y
8/10
DocID024454 Rev 1
Table 7. TO-220AC dimension values
Ref.
Dimensions
Millimeters
Inches
Min.
Typ.
Max.
Min.
Typ.
Max.
A
4.40
4.60
0.173
0.181
C
1.23
1.32
0.048
0.051
D
2.40
2.72
0.094
0.107
E
0.49
0.70
0.019
0.027
F
0.61
0.88
0.024
0.034
F1
1.14
1.70
0.044
0.066
G
4.95
5.15
0.194
0.202
H2
10.00
10.40
0.393
0.409
L2
16.4
0.645
L4
13.00
14.00
0.511
0.551
L5
2.65
2.95
0.104
0.116
L6
15.25
15.75
0.600
0.620
L7
6.20
6.60
0.244
0.259
L9
3.50
3.93
0.137
0.154
M
2.6
0.102
Diam. I
3.75
3.85
0.147
0.151



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10