công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STTH8T06 bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STTH8T06
Giải thích chi tiết về linh kiện  Very low switching losses
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STTH8T06 bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - STMicroelectronics

  STTH8T06 Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics STTH8T06 Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics STTH8T06 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STTH8T06 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STTH8T06 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STTH8T06 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STTH8T06 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STTH8T06 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STTH8T06 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 9 page
background image
DocID023406 Rev 3
7/9
STTH8T06
Package information
Table 6. T0-220AC ins dimension values
Ref.
Dimensions
Millimeters
Inches
Min.
Typ.
Max.
Min.
Typ.
Max.
A
15.20
15.90
0.598
0.625
a1
3.75
0.147
a2
13.00
14.00
0.511
0.551
B
10.00
10.40
0.393
0.409
b1
0.61
0.88
0.024
0.034
b2
1.23
1.32
0.048
0.051
C
4.40
4.60
0.173
0.181
c1
0.49
0.70
0.019
0.027
c2
2.40
2.72
0.094
0.107
e
4.80
5.40
0.189
0.212
F
6.20
6.60
0.244
0.259
ØI
3.75
3.85
0.147
0.151
I4
15.80
16.40
16.80
0.622
0.646
0.661
L
2.65
2.95
0.104
0.116
l2
1.14
1.70
0.044
0.066
M
2.60
0.102



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9