| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
AM3703CUSNEST bảng dữ liệu(PDF) 82 Page - Texas Instruments |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
AM3703CUSNEST bảng dữ liệu(HTML) 82 Page - Texas Instruments |
|
82 / 280 page ![]() AM3715, AM3703 SPRS616F – JUNE 2010 – REVISED AUGUST 2011 www.ti.com 2.4 Multiplexing Characteristics Table 2-4 provides a description of the multiplexing on the CBP, CBC, and CUS packages, respectively. Note: The following does not take into account subsystem pin multiplexing options. Subsystem pin multiplexing options are described in Section 2.5, Signal Description. For more information, see the System Control Module / System Control Module Functional Description / Pad Functional Multiplexing and Configuration section of the AM/DM37x Multimedia Device Technical Reference Manual (literature number SPRUGN4). Table 2-4. Multiplexing Characteristics CBP CBC CUS MODE 0 MODE 1 MODE 2 MODE 3 MODE 4 MODE 5 MODE 6 MODE 7 Bottom Top Bottom Top NA J2 NA D1 D7 sdrc_d0 NA J1 NA G1 C5 sdrc_d1 NA G2 NA G2 C6 sdrc_d2 NA G1 NA E1 B5 sdrc_d3 NA F2 NA D2 D9 sdrc_d4 NA F1 NA E2 D10 sdrc_d5 NA D2 NA B3 C7 sdrc_d6 NA D1 NA B4 B7 sdrc_d7 NA B13 NA A10 B11 sdrc_d8 NA A13 NA B11 C12 sdrc_d9 NA B14 NA A11 B12 sdrc_d10 NA A14 NA B12 D13 sdrc_d11 NA B16 NA A16 C13 sdrc_d12 NA A16 NA A17 B14 sdrc_d13 NA B19 NA B17 A14 sdrc_d14 NA A19 NA B18 B15 sdrc_d15 NA B3 NA B7 C9 sdrc_d16 NA A3 NA A5 E12 sdrc_d17 NA B5 NA B6 B8 sdrc_d18 NA A5 NA A6 B9 sdrc_d19 NA B8 NA A8 C10 sdrc_d20 NA A8 NA B9 B10 sdrc_d21 NA B9 NA A9 D12 sdrc_d22 NA A9 NA B10 E13 sdrc_d23 NA B21 NA C21 E15 sdrc_d24 NA A21 NA D20 D15 sdrc_d25 NA D22 NA B19 C15 sdrc_d26 NA D23 NA C20 B16 sdrc_d27 NA E22 NA D21 C16 sdrc_d28 NA E23 NA E20 D16 sdrc_d29 NA G22 NA E21 B17 sdrc_d30 NA G23 NA G21 B18 sdrc_d31 NA AB21 NA AA18 C18 sdrc_ba0 NA AC21 NA V20 D18 sdrc_ba1 NA N22 NA G20 A4 sdrc_a0 NA N23 NA K20 B4 sdrc_a1 NA P22 NA J20 D6 sdrc_a2 NA P23 NA J21 B3 sdrc_a3 NA R22 NA U21 B2 sdrc_a4 NA R23 NA R20 C3 sdrc_a5 NA T22 NA M21 E3 sdrc_a6 NA T23 NA M20 F6 sdrc_a7 NA U22 NA N20 E10 sdrc_a8 NA U23 NA K21 E9 sdrc_a9 82 TERMINAL DESCRIPTION Copyright © 2010–2011, Texas Instruments Incorporated Submit Documentation Feedback Product Folder Link(s): AM3715 AM3703 |