công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM32F411VCT6 bảng dữ liệu(PDF) 76 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STM32F411VCT6
Giải thích chi tiết về linh kiện  ARM® Cortex®-M4 32b MCUFPU, 125 DMIPS, 512KB Flash, 128KB RAM, USB OTG FS, 11 TIMs, 1 ADC, 13 comm. interfaces
PDF  149 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM32F411VCT6 bảng dữ liệu(HTML) 76 Page - STMicroelectronics

Back Button STM32F411VCT6 Datasheet HTML 72Page - STMicroelectronics STM32F411VCT6 Datasheet HTML 73Page - STMicroelectronics STM32F411VCT6 Datasheet HTML 74Page - STMicroelectronics STM32F411VCT6 Datasheet HTML 75Page - STMicroelectronics STM32F411VCT6 Datasheet HTML 76Page - STMicroelectronics STM32F411VCT6 Datasheet HTML 77Page - STMicroelectronics STM32F411VCT6 Datasheet HTML 78Page - STMicroelectronics STM32F411VCT6 Datasheet HTML 79Page - STMicroelectronics STM32F411VCT6 Datasheet HTML 80Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 76 / 149 page
background image
Electrical characteristics
STM32F411xC STM32F411xE
76/149
DocID026289 Rev 6
Figure 20. Typical VBAT current consumption (LSE in low-drive mode and RTC ON)
Table 31. Typical and maximum current consumptions in VBAT mode
Symbol Parameter
Conditions(1)
Typ
Max(2)
Unit
TA = 25 °C
TA =
85 °C
TA =
105 °C
TA =
125 °C
VBAT =
1.7 V
VBAT=
2.4 V
VBAT =
3.3 V
VBAT = 3.6 V
IDD_VBAT
Backup
domain
supply
current
Low-speed oscillator (LSE in low-
drive mode) and RTC ON
0.7
0.8
1.0
3
5
6.8
µA
Low-speed oscillator (LSE in high-
drive mode) and RTC ON
1.5
1.6
1.9
3.8
5.8
8.6
RTC and LSE OFF
0.1
0.1
0.1
2
4
5.8
1. Crystal used: Abracon ABS07-120-32.768 kHz-T with a CL of 6 pF for typical values.
2. Guaranteed by characterization results.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com