| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
M24C64-RBN6 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
M24C64-RBN6 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - STMicroelectronics |
|
1 / 26 page ![]() 1/26 January 2005 M24C64 M24C32 64Kbit and 32Kbit Serial I²C Bus EEPROM FEATURES SUMMARY ■ Two-Wire I2C Serial Interface Supports 400kHz Protocol ■ Single Supply Voltage: – 4.5 to 5.5V for M24Cxx – 2.5 to 5.5V for M24Cxx-W – 1.8 to 5.5V for M24Cxx-R ■ Write Control Input ■ BYTE and PAGE WRITE (up to 32 Bytes) ■ RANDOM and SEQUENTIAL READ Modes ■ Self-Timed Programming Cycle ■ Automatic Address Incrementing ■ Enhanced ESD/Latch-Up Protection ■ More than 1 Million Erase/Write Cycles ■ More than 40-Year Data Retention Table 1. Product List Figure 1. Packages Reference Part Number M24C64 M24C64 M24C64-W M24C64-R M24C32 M24C32 M24C32-W M24C32-R PDIP8 (BN) 8 1 SO8 (MN) 150 mil width 8 1 TSSOP8 (DW) 169 mil width UFDFPN8 (MB) 2x3mm² (MLP) |
Số phần tương tự - M24C64-RBN6 |
|
Mô tả tương tự - M24C64-RBN6 |