công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LIS2HH12 bảng dữ liệu(PDF) 34 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện LIS2HH12
Giải thích chi tiết về linh kiện  Embedded temperature sensor
PDF  47 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

LIS2HH12 bảng dữ liệu(HTML) 34 Page - STMicroelectronics

Back Button LIS2HH12 Datasheet HTML 30Page - STMicroelectronics LIS2HH12 Datasheet HTML 31Page - STMicroelectronics LIS2HH12 Datasheet HTML 32Page - STMicroelectronics LIS2HH12 Datasheet HTML 33Page - STMicroelectronics LIS2HH12 Datasheet HTML 34Page - STMicroelectronics LIS2HH12 Datasheet HTML 35Page - STMicroelectronics LIS2HH12 Datasheet HTML 36Page - STMicroelectronics LIS2HH12 Datasheet HTML 37Page - STMicroelectronics LIS2HH12 Datasheet HTML 38Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 34 / 47 page
background image
Register description
LIS2HH12
34/47
DocID025344 Rev 5
8.7
CTRL3 (22h)
Control register 3 (r/w). INT1 control register.
Table 28. Control register 3
Table 29. Control register 3 description
8.8
CTRL4 (23h)
Control register 4 (r/w)
Table 30. Control register 4
FIFO_EN STOP_FTH
INT1
_INACT
INT1
_IG2
INT1
_IG1
INT1
_OVR
INT1
_FTH
INT1
_DRDY
FIFO_EN
FIFO enable. Default value 0. (0: disable; 1: enable)
STOP_FTH
Enable FIFO threshold level use. Default value 0. (0: disable; 1: enable)
INT1_INACT Inactivity interrupt on INT1. Default value 0. (0: disable; 1: enable)
INT1_IG2
Interrupt generator 2 on INT1. Default value 0. (0: disable; 1: enable)
INT1_IG1
Interrupt generator 1 on INT1. Default value 0. (0: disable; 1: enable)
INT1_OVR
FIFO overrun signal on INT1.
INT1_FTH
FIFO threshold signal on INT1.
INT1_DRDY Data Ready signal on INT1.
BW2
BW1
FS1
FS0
BW_SCALE_ODR
IF_ADD_INC I2C_DISABLE
SIM
Table 31. Control register 4 description
BW [2:1]
Anti-aliasing filter bandwidth. Default value: 00
(00: 400 Hz; 01: 200 Hz; 10: 100 Hz; 11: 50 Hz)
FS [1:0]
Full-scale selection. Default value: 00
(00: ±2 g; 01: Not available; 10: ±4 g; 11: ±8 g)
BW_SCALE_ODR If '0', bandwidth is automatically selected as follows:
BW = 400 Hz when ODR = 800 Hz, 50 Hz, 10 Hz;
BW = 200 Hz when ODR = 400 Hz;
BW = 100 Hz when ODR = 200 Hz;
BW = 50 Hz when ODR = 100 Hz;
If '1', bandwidth is selected according to BW [2:1]
excluding ODR = 50 Hz, 10 Hz, BW = 400 Hz
IF_ADD_INC
Register address automatically incremented during multiple byte access with a
serial interface (I2C or SPI). (0: disabled; 1: enabled)
I2C_DISABLE
Disable I2C interface. Default value: 0 (0: I2C enabled; 1: I2C disabled)
SIM
SPI serial interface mode selection. Default value: 0
0: 4-wire interface; 1: 3-wire interface



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com