| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
BYW80FP-200 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
BYW80FP-200 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - STMicroelectronics |
|
4 / 7 page ![]() Obsolete Product(s) - Obsolete Product(s) BYW80F/FP-200 4/7 0.001 0.01 0.1 1 10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 IM(A) Tc=25 C o Tc=50 C o Tc=95 C o IM t =0.5 t(s) Fig. 7: Non repetitive surge peak forward current versus overload duration (ISOWATT220AC / TO-220FPAC) 0 20406080 100 120 140 160 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 o Tamb( C) Rth(j-a)=15 C/W o Rth(j-a)=Rth(j-c) T =tp/T tp =0.5 F(av)(A) I Fig. 8: Average current versus ambient tempera- ture (duty cycle : 0.5) (TO-220AC) 0 20 40 60 80 100 120 140 160 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 o Tamb( C) Rth(j-a)=15 C/W o Rth(j-a)=Rth(j-c) T =tp/T tp =0.5 F(av)(A) I Fig. 9: Average current versus ambient tempera- ture (duty cycle: 0.5) (ISOWATT220AC / TO-220FPAC) C(pF) VR(V) Fig. 10: Junction capacitance versus reverse volt- age applied (Typical values) QRR(nC) 90% CONFIDENCE Tj=125 C o IF=IF(av) dIF/dt(A/us) Fig. 11: Recovery charges versus dIF/dt. I RM(A) 90% CONFIDENCE Tj=125 C o IF=IF(av) dIF/dt(A/us) Fig. 12: Peak reverse current versus dIF/dt. Obsolete Product(s) - Obsolete Product(s) |