công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LTC2054CS5 bảng dữ liệu(PDF) 12 Page - Linear Technology

tên linh kiện LTC2054CS5
Giải thích chi tiết về linh kiện  Low Power Zero-Drift Operational Amplifiers
PDF  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  LINER [Linear Technology]
Trang chủ  http://www.linear.com
Logo LINER - Linear Technology

LTC2054CS5 bảng dữ liệu(HTML) 12 Page - Linear Technology

Back Button LTC2054CS5 Datasheet HTML 4Page - Linear Technology LTC2054CS5 Datasheet HTML 5Page - Linear Technology LTC2054CS5 Datasheet HTML 6Page - Linear Technology LTC2054CS5 Datasheet HTML 7Page - Linear Technology LTC2054CS5 Datasheet HTML 8Page - Linear Technology LTC2054CS5 Datasheet HTML 9Page - Linear Technology LTC2054CS5 Datasheet HTML 10Page - Linear Technology LTC2054CS5 Datasheet HTML 11Page - Linear Technology LTC2054CS5 Datasheet HTML 12Page - Linear Technology  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 12 / 12 page
background image
12
LTC2054/LTC2054HV
2054f
RELATED PARTS
PART NUMBER
DESCRIPTION
COMMENTS
LTC1049
Low Power Zero-Drift Op Amp
Low Supply Current 200
µA
LTC1050
Precision Zero-Drift Op Amp
Single Supply Operation 4.75V to 16V, Noise Tested and Guaranteed
LTC1051/LTC1053
Precision Zero-Drift Op Amp
Dual/Quad Version of the LTC1050
LTC1150
±15V Zero-Drift Op Amp
High Voltage Operation
±18V
LTC1152
Rail-to-Rail Input and Output Zero-Drift Op Amp
Single Zero-Drift Op Amp with Rail-to-Rail Input and Output and Shutdown
LT1677
Low Noise Rail-to-Rail Input and Ouptput
VOS = 90µV, VS = 2.7V to 44V
Precision Op Amp
LT1884/LT1885
Rail-to-Rail Output Precision Op Amp
VOS = 50µV, IB = 400pA, VS = 2.7V to 40V
LTC2050
Zero-Drift Op Amp
Enhanced Output Drive Capability
LTC2051/LTC2052
Dual/Quad Zero-Drift Op Amp
Dual/Quad Version of the LTC2050 in MS8/GN16 Package
LTC2053
Zero-Drift Instrumentation Amp
Rail-to-Rail Input
© LINEAR TECHNOLOGY CORPORATION 2003
LT/TP 0104 1K • PRINTED IN USA
Linear Technology Corporation
1630 McCarthy Blvd., Milpitas, CA 95035-7417
(408) 432-1900 q FAX: (408) 434-0507 q www.linear.com
Ground Referred Precision Current Sources
–
+
LTC2054
LT1634-1.25
+
–
VOUT
V+
10k
1
2
3
4
5
RSET
0
≤ IOUT ≤ 100µA
0.2V
≤ VOUT ≤ (V+) – 1.5V
2054 TA05
IOUT = ———
RSET
1.25V
Ultra-Precision, Wide Dynamic Range Photodiode Amplifier
–
+
LTC2054HV
5V
–5V
VBIAS
100k
1k
330pF
GAIN = 0.1V/
µA
50
µA FULL SCALE
ANY
PHOTODIODE
2054 TA10
TYPICAL APPLICATIONS



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com