công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LM78L09ACZ bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - National Semiconductor (TI)

[Old version datasheet] Texas Instruments acquired National semiconductor.
tên linh kiện LM78L09ACZ
Giải thích chi tiết về linh kiện  3-Terminal Positive Regulators
PDF  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NSC [National Semiconductor (TI)]
Trang chủ  http://www.national.com
Logo NSC - National Semiconductor (TI)

LM78L09ACZ bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - National Semiconductor (TI)

Back Button LM78L09ACZ Datasheet HTML 6Page - National Semiconductor (TI) LM78L09ACZ Datasheet HTML 7Page - National Semiconductor (TI) LM78L09ACZ Datasheet HTML 8Page - National Semiconductor (TI) LM78L09ACZ Datasheet HTML 9Page - National Semiconductor (TI) LM78L09ACZ Datasheet HTML 10Page - National Semiconductor (TI) LM78L09ACZ Datasheet HTML 11Page - National Semiconductor (TI) LM78L09ACZ Datasheet HTML 12Page - National Semiconductor (TI) LM78L09ACZ Datasheet HTML 13Page - National Semiconductor (TI) LM78L09ACZ Datasheet HTML 14Page - National Semiconductor (TI)  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 14 page
background image
Physical Dimensions inches (millimeters) unless otherwise noted
NOTES: UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
1. EPOXY COATING
2. 63Sn/37Pb EUTECTIC BUMP
3. RECOMMEND NON-SOLDER MASK DEFINED LANDING PAD.
4. PIN A1 IS ESTABLISHED BY LOWER LEFT CORNER WITH RESPECT TO TEXT ORIENTATION. REMAINING PINS ARE NUMBERED
COUNTERCLOCKWISE.
5. XXX IN DRAWING NUMBER REPRESENTS PACKAGE SIZE VARIATION WHERE X1 IS PACKAGE WIDTH, X2 IS PACKAGE LENGTH AND X3 IS
PACKAGE HEIGHT.
6. REFERENCE JEDEC REGISTRATION MO-211, VARIATION BC.
8-Bump micro SMD for LM78L05IBP Only
NS Package Number BPA08AAB
X1 = 1.285mm X2 = 1.285mm X3 = 0.850mm
www.national.com
11



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com