| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
STEVAL-ISA112V1 bảng dữ liệu(PDF) 12 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STEVAL-ISA112V1 bảng dữ liệu(HTML) 12 Page - STMicroelectronics |
|
12 / 14 page ![]() Thermal performances STEVAL-ISA112V1 12/14 Doc ID 024120 Rev 1 5.1 EMI performance Figure 23. Average measurements at VIN = 115 VAC, full load, TAMB = 25 °C; IC supplied from the output Figure 24. Average measurements at VIN = 230 VAC, full load, TAMB = 25 °C; IC supplied from the output AM11646v1 AM11647v1 |