công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LP2985AIBP-2.8 bảng dữ liệu(PDF) 17 Page - National Semiconductor (TI)

[Old version datasheet] Texas Instruments acquired National semiconductor.
tên linh kiện LP2985AIBP-2.8
Giải thích chi tiết về linh kiện  Micropower 150 mA Low-Noise Ultra Low-Dropout Regulator Designed for Use with Very Low ESR Output Capacitors
PDF  21 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NSC [National Semiconductor (TI)]
Trang chủ  http://www.national.com
Logo NSC - National Semiconductor (TI)

LP2985AIBP-2.8 bảng dữ liệu(HTML) 17 Page - National Semiconductor (TI)

Back Button LP2985AIBP-2.8 Datasheet HTML 13Page - National Semiconductor (TI) LP2985AIBP-2.8 Datasheet HTML 14Page - National Semiconductor (TI) LP2985AIBP-2.8 Datasheet HTML 15Page - National Semiconductor (TI) LP2985AIBP-2.8 Datasheet HTML 16Page - National Semiconductor (TI) LP2985AIBP-2.8 Datasheet HTML 17Page - National Semiconductor (TI) LP2985AIBP-2.8 Datasheet HTML 18Page - National Semiconductor (TI) LP2985AIBP-2.8 Datasheet HTML 19Page - National Semiconductor (TI) LP2985AIBP-2.8 Datasheet HTML 20Page - National Semiconductor (TI) LP2985AIBP-2.8 Datasheet HTML 21Page - National Semiconductor (TI)  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 17 / 21 page
background image
Physical Dimensions inches (millimeters) unless otherwise noted
5-Lead Small Outline Package (M5)
NS Package Number MF05A
For Order Numbers, refer to Table 1 in the “Ordering Information” section of this document.
www.national.com
17



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com