công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

UTOUTC0102 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Teledyne Technologies Incorporated

tên linh kiện UTOUTC0102
Giải thích chi tiết về linh kiện  Thin-Film Cascadable Amplifier 20 to 150 MHz
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TELEDYNE [Teledyne Technologies Incorporated]
Trang chủ  http://www.teledynemicrowave.com
Logo TELEDYNE - Teledyne Technologies Incorporated

UTOUTC0102 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Teledyne Technologies Incorporated

  UTOUTC0102 Datasheet HTML 1Page - Teledyne Technologies Incorporated UTOUTC0102 Datasheet HTML 2Page - Teledyne Technologies Incorporated UTOUTC0102 Datasheet HTML 3Page - Teledyne Technologies Incorporated UTOUTC0102 Datasheet HTML 4Page - Teledyne Technologies Incorporated UTOUTC0102 Datasheet HTML 5Page - Teledyne Technologies Incorporated UTOUTC0102 Datasheet HTML 6Page - Teledyne Technologies Incorporated  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 6 page
background image
2
Electrical Specifications
(Measured in 50
Ω system @ +15 VDC nominal)
Symbol
Unit
T
C
= -55 to +85
°C
20-150
22.5
±1.0
3.5
+17.5
2.0:1
2.0:1
—
—
—
—
MHz
dB
dB
dB
dBm
—
—
dBm
dBm
dBm
mA
T
C
= 0 to 50
°C
Guaranteed Specifications
Typical
T
C
= 25
°C
20-150
24.5
±0.3
2.7
+19.5
1.5:1
1.5:1
+32.0
+43.0
+50.0
31
20-150
23.5
±1.0
3.2
+18.0
2.0:1
2.0:1
—
—
—
—
Frequency Range
Small Signal Gain (Min.)
Gain Flatness (Max.)
Noise Figure (Max.)
Power Output @ +1 dB Comp. (Min.)
Input VSWR (Max.)
Output VSWR (Max.)
Two Tone 3rd Order Intercept Point
Two Tone 2nd Order Intercept Point
One Tone 2nd Harmonic Intercept Pt.
DC Current
BW
GP
—
NF
P1dB
VSWR
VSWR
IP3
IP2
HP2
ID
Characteristic
Typical Performance Over Temperature (@ +15 VDC unless otherwise noted)
Key: +25
°C
+85
°C
-55
°C
27
10
Gain
Frequency, MHz
40
80
120
25
23
21
160
4.0
Frequency, MHz
3.5
3.0
2.5
2.0
Noise Figure
200
10
40
80
120
160
200
21.0
Power Output
Frequency, MHz
10
40
80
20.5
20.0
19.5
120
2.5
Input VSWR
Frequency, MHz
2.0
1.5
1.0
2.5
Output VSWR
Frequency, MHz
2.0
1.5
1.0
38
Third-Order Intercept Point
Frequency, MHz
34
30
26
60
Second-Order Intercept Point
Frequency, MHz
50
40
30
20
75
Second-Harmonic Intercept Point
Frequency, MHz
65
55
45
35
19.0
160
200
10
40
80
120
160
200
10
40
80
120
160
200
10
40
80
120
160
200
10
40
80
120
160
200
10
40
80
120
160
200



Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com