| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
STEVAL-ILL059V1 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STEVAL-ILL059V1 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - STMicroelectronics |
|
2 / 6 page ![]() Schematic diagrams STEVAL-ILL059V1 2/6 DocID025915 Rev 1 1 Schematic diagrams Figure 1. Power section Figure 2. Microcontroller 4V5 VDD 1 1 U U 8 VCC D D 4 4 7 7 9 9 5 5 A A 2 SYNC 4 COMP OUT 1 2 2 U U 1 VIN T T D D C C 3 3 3 3 F F L L VOUT 2 1 1 4 4 D D 7 7 2 2 -- 0 0 5 5 W W Z Z B B 1 1 C C F F u u 0 0 2 2 2 2 1 1 L L H H u u 2 2 2 2 2 2 C C F F u u 1 1 A A 1 1 1 1 F F 2 2 1 1 C C F F n n 1 1 5 5 C C F F u u 2 2 .. 2 2 4 4 C C F F n n 0 0 0 0 1 1 1 1 J J 1 1 2 2 K K C C A A J J C C D D 3 3 6 6 C C F F n n 0 0 0 0 1 1 4 4 R R 6 6 K K 3 3 8 8 C C F F n n 0 0 0 0 1 1 3 3 C C F F u u 0 0 2 2 2 2 6 6 R R E E 0 0 8 8 1 1 3 3 R R K K 0 0 1 1 2 2 R R k k 1 1 2 2 4 4 D D Y Y -- 0 0 4 4 L L 3 3 S S P P T T S S GSPG11022014DI1620 LE nRST SW IM nRST VDD VDD VDD VDD SDO SDI SCK MISO MOSI OE VDD SW IM 4 4 U U 1 NRST x x x x 2 2 6 6 A A 8 8 M M T T S S 2 PA1 3 PA2 4 VSS 5 VCAP 6 VDD 7 VDDIO 8 PF4 PC1 18 PC2 19 PC3 20 PC4 21 PC5 22 PC6 23 PC7 24 PE5 17 2 2 1 1 R R K K 1 1 4 4 2 2 C C F F n n 0 0 0 0 1 1 3 3 2 2 R R K K 1 1 9 9 1 1 C C F F u u 1 1 8 8 1 1 R R K K 0 0 1 1 _ _ T T O O P P 1 1 2 2 C C F F u u 0 0 1 1 2 2 W W S S tt e e s s e e R R E E 0 0 5 5 1 1 R R 3 3 2 2 C C F F n n 0 0 0 0 1 1 8 8 2 2 C C F F n n 0 0 0 0 1 1 2 2 S S 7 7 R R K K 1 1 3 3 1 1 R R K K 1 1 5 5 2 2 C C F F n n 0 0 0 0 1 1 K K 1 1 1 1 1 1 R R K K 1 1 4 4 2 2 R R 7 7 2 2 C C F F n n 0 0 0 0 1 1 2 2 2 2 C C F F n n 0 0 0 0 1 1 8 8 R R K K 1 1 6 6 1 1 C C F F n n 0 0 0 0 1 1 1 1 S S 3 3 J J 1 2 3 4 rr o o tt c c e e n n n n o o C C _ _ M M II W W S S 0 0 2 2 R R K K 0 0 1 1 _ _ T T O O P P 1 1 2 2 R R K K 0 0 1 1 9 9 R R K K 7 7 .. 4 4 9 9 1 1 R R K K 0 0 1 1 0 0 2 2 C C F F n n 0 0 0 0 1 1 GSPG11022014DI1625 |