| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
STBCFG01 bảng dữ liệu(PDF) 14 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STBCFG01 bảng dữ liệu(HTML) 14 Page - STMicroelectronics |
|
14 / 37 page ![]() Electrical characteristics STBCFG01 14/37 DocID026474 Rev 3 Symbol Parameter Test conditions Min. Typ. Max. Unit IIN_IO I/O pin input current -10 +10 µA Dropout voltage is the input-to-output voltage difference at which the output voltage is 100 mV below its nominal value. |