công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AL1402 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - List of Unclassifed Manufacturers

tên linh kiện AL1402
Giải thích chi tiết về linh kiện  OPTOREC CONVERTER
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ETC [List of Unclassifed Manufacturers]
Trang chủ  
Logo ETC - List of Unclassifed Manufacturers

AL1402 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  AL1402 Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers AL1402 Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers AL1402 Datasheet HTML 3Page - List of Unclassifed Manufacturers AL1402 Datasheet HTML 4Page - List of Unclassifed Manufacturers AL1402 Datasheet HTML 5Page - List of Unclassifed Manufacturers AL1402 Datasheet HTML 6Page - List of Unclassifed Manufacturers AL1402 Datasheet HTML 7Page - List of Unclassifed Manufacturers AL1402 Datasheet HTML 8Page - List of Unclassifed Manufacturers  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 8 page
background image
Alesis Semiconductor
DS1402-0702
12555 Jefferson Blvd., Suite 285
Los Angeles, CA 90066
Phone (310) 301-0780
Fax (310) 306-1551
www.alesis-semi.com
We make the parts that set creative people free™
General Description
The AL1402 OptoRec interface is designed
to decode the ADAT
â optical data stream
and produce four stereo pairs of audio
data.
Alesis ADAT
â U.S. patent number
5,297,181.
Use of this product requires a license
agreement
between
manufacturer
and
Alesis
Studio
Electronics.
Details
and
agreement information are available upon
request
from
Alesis
Semiconductor
or
Alesis Studio Electronics.
Features
G
Compatible with ADAT
â Type I and II
formats
G
4stereo
pairs
as
outputs
using
standard ADC formats
G
4 user bit outputs to receive time-code,
MIDI data, etc.
G
Internal PLL generates required clocks
from optical data.
G
Word
Clock
input
to
synchronize
outputsto user’ssystem.
Applications
G
Receive
information
from
ADAT
â
compatible devices.
GND
MODE0
FMT0
FMT1
MODE1
OPDIGIN
SVCO
WDCLK
BCLK
OUT 1/2
OUT 3/4
OUT 5/6
OUT 7/8
USER0
USER1
USER2
USER3
DVCO
OPDIGTHRU
HOLDERR
ERROR
MUTE
LINMODE
VDD
Figure A. 24 pin SOIC


Số phần tương tự - AL1402

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
AL1401 ETC-AL1401 Datasheet
152Kb / 8P
OPTOGEN AL1401 CONVERTER
AL1401A ETC-AL1401A Datasheet
152Kb / 8P
OPTOGEN AL1401 CONVERTER
More results

Mô tả tương tự - AL1402

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
New Japan Radio
NJU7660 NJRC-NJU7660 Datasheet
248Kb / 6P
VOLTAGE CONVERTER
logo
List of Unclassifed Man...
NMII-0232 ETC2-NMII-0232 Datasheet
285Kb / 2P
CONVERTER 2x2s
logo
CUI INC
UF224 CUI-UF224 Datasheet
488Kb / 4P
Converter Kit
logo
RFHIC
RFUR20-50B RFHIC-RFUR20-50B Datasheet
193Kb / 3P
WCDMA Converter
logo
Axiomtek Co., Ltd.
AX95601 AXIOMTEK-AX95601 Datasheet
130Kb / 1P
LVDS Converter
logo
PAIRUI GROUP INC.
DNV-40 PAIRUI-DNV-40 Datasheet
508Kb / 4P
DC Converter
BBH PAIRUI-BBH Datasheet
501Kb / 4P
DC Converter
logo
Solid States Devices, I...
PM0006 SSDI-PM0006 Datasheet
113Kb / 2P
CONVERTER
PM0007 SSDI-PM0007 Datasheet
39Kb / 2P
CONVERTER
logo
Pepperl+Fuchs Inc.
VAZ-R4-R2 PF-VAZ-R4-R2 Datasheet
141Kb / 1P
Converter
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com