công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CAN0003DP bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - AVX Corporation

tên linh kiện CAN0003DP
Giải thích chi tiết về linh kiện  Communication BUS Varistor
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AVX [AVX Corporation]
Trang chủ  http://www.avx.com
Logo AVX - AVX Corporation

CAN0003DP bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - AVX Corporation

  CAN0003DP Datasheet HTML 1Page - AVX Corporation CAN0003DP Datasheet HTML 2Page - AVX Corporation CAN0003DP Datasheet HTML 3Page - AVX Corporation CAN0003DP Datasheet HTML 4Page - AVX Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 4 page
background image
43
080216
Communication BUS Varistor
FlexRayTM
CAN
Powertrain
Body Control
Module/CAN
Gateway
Instrument
Cluster
Smart
Junction Box
Dash Board
Node
HVAC
Door
Module
Wheel Node
Wheel Node
Wheel Node
Wheel Node
X-by-Wire Master
= CAN0001
= Feedthru Cap
= MultiGuard
= Tantalum
LEDS
Lamps
Tachometer
(Stepper Motor)
Speedometer
(Stepper Motor)
NTC Based
Temp. Sensor
Fl L
l
Lamp/
LED Drvr
8V Reg
5V Reg
Physical
Interface
DDC
BATT
Gauge
Motor
Drvr
LCD
Module
MCU
CAN
BUS
APPLICATION
AVX CAN BUS and FlexRay varistors offer
significant advantages in general areas of a
typical CAN or FlexRay network as shown
on the right. Some of the advantages over
diodes include:
• space savings
• higher ESD capability @ 25kV contact
• higher in rush current (4A) 8 x 20μS
• FIT rate ≤0.1 failures (per billion hours)



Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com