công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

VS-VSKCS209 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Vishay Siliconix

tên linh kiện VS-VSKCS209
Giải thích chi tiết về linh kiện  ADD-A-PAK Gen 7 Power Modules Schottky Rectifier, 200 A
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

VS-VSKCS209 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Vishay Siliconix

  VS-VSKCS209 Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix VS-VSKCS209 Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix VS-VSKCS209 Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix VS-VSKCS209 Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix VS-VSKCS209 Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix VS-VSKCS209 Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 6 page
background image
VS-VSKCS209/150
www.vishay.com
Vishay Semiconductors
Revision: 28-Sep-15
4
Document Number: 93229
For technical questions within your region: DiodesAmericas@vishay.com, DiodesAsia@vishay.com, DiodesEurope@vishay.com
THIS DOCUMENT IS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. THE PRODUCTS DESCRIBED HEREIN AND THIS DOCUMENT
ARE SUBJECT TO SPECIFIC DISCLAIMERS, SET FORTH AT www.vishay.com/doc?91000
Fig. 5 - Maximum Allowable Case Temperature vs.
Average Forward Current
Fig. 6 - Forward Power Loss Characteristics
Fig. 7 - Maximum Non-Repetitive Surge Current
Fig. 8 - Unclamped Inductive Test Circuit
Note
(1) Formula used: TC = TJ - (Pd + PdREV) x RthJC;
Pd = Forward power loss = IF(AV) x VFM at (IF(AV)/D) (see fig. 6);
PdREV = Inverse power loss = VR1 x IR (1 - D); IR at VR1 = 80 % rated VR
IF(AV) - Average Forward Current (A)
200
150
100
50
250
300
0
80
140
180
0
40
60
100
160
120
20
Square wave (D = 0.50)
Rated V
R applied
DC
See note (1)
IF(AV) - Average Forward Current (A)
120
90
60
30
150
0
80
100
140
120
0
40
60
20
30°
60°
90°
120°
180°
DC
RMS limit
100
10 000
1000
10
100
tp - Square Wave Pulse Duration (µs)
1000
10 000
100 000
At any rated load condition
and with rated V
RRM applied
following surge
Current
monitor
High-speed
switch
D.U.T.
R
g = 25 Ω
+
Freewheel
diode
V
d = 25 V
L
IRFP460
40HFL40S02



Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com