công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PS2605L bảng dữ liệu(PDF) 13 Page - NEC

tên linh kiện PS2605L
Giải thích chi tiết về linh kiện  Optocoupler Applications
PDF  38 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NEC [NEC]
Trang chủ  http://www.nec.com/
Logo NEC - NEC

PS2605L bảng dữ liệu(HTML) 13 Page - NEC

Back Button PS2605L Datasheet HTML 9Page - NEC PS2605L Datasheet HTML 10Page - NEC PS2605L Datasheet HTML 11Page - NEC PS2605L Datasheet HTML 12Page - NEC PS2605L Datasheet HTML 13Page - NEC PS2605L Datasheet HTML 14Page - NEC PS2605L Datasheet HTML 15Page - NEC PS2605L Datasheet HTML 16Page - NEC PS2605L Datasheet HTML 17Page - NEC Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 13 / 38 page
background image
12
Vin
Vo
(PS2601)
Base pin
Graph 8-(a)
Up
: Input Surge Voltage (Vin: 1000 V/DIV)
DOWN : PS2601 Output
(Vo: 1 V/DIV)
Cut the base pin (pin 6)
Vin
Vo
(PS2601)
Graph 8-(b)
Test Circuit
Vin
Vo
5 V
470
Ω



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com