công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

VS-12TQ035PbF bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Vishay Siliconix

tên linh kiện VS-12TQ035PbF
Giải thích chi tiết về linh kiện  Schottky Rectifier, 15 A
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

VS-12TQ035PbF bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Vishay Siliconix

  VS-12TQ035PbF Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix VS-12TQ035PbF Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix VS-12TQ035PbF Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix VS-12TQ035PbF Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix VS-12TQ035PbF Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix VS-12TQ035PbF Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix VS-12TQ035PbF Datasheet HTML 7Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 7 page
background image
VS-12TQ...PbF Series, VS-12TQ...-N3 Series
www.vishay.com
Vishay Semiconductors
Revision: 25-Aug-11
4
Document Number: 94137
For technical questions within your region: DiodesAmericas@vishay.com, DiodesAsia@vishay.com, DiodesEurope@vishay.com
THIS DOCUMENT IS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. THE PRODUCTS DESCRIBED HEREIN AND THIS DOCUMENT
ARE SUBJECT TO SPECIFIC DISCLAIMERS, SET FORTH AT www.vishay.com/doc?91000
Fig. 5 - Maximum Allowable Case Temperature vs. Average
Forward Current
Fig. 6 - Forward Power Loss Characteristics
Fig. 7 - Maximum Non-Repetitive Surge Current
Fig. 8 - Unclamped Inductive Test Circuit
IF(AV) - Average Forward Current (A)
016
24
8
115
125
135
145
155
DC
412
20
12TQ
R
thJC (DC) = 2.0 °C/W
0
4
8
12
IF(AV) - Average Forward Current (A)
0
8
16
22
10
6
2
6
4
2
10 12 14
18 20
D = 0.08
D = 0.17
D = 0.25
D = 0.33
D = 0.50
RMS limit
DC
tp - Square Wave Pulse Duration (µs)
100
1000
At any rated load condition
and with rated V
applied
following surge
RRM
10
100
1000
10 000
Current
monitor
High-speed
switch
D.U.T.
R
g = 25 Ω
+
Freewheel
diode
V
d = 25 V
L
IRFP460
40HFL40S02



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com