công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

VR51B bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd

tên linh kiện VR51B
Giải thích chi tiết về linh kiện  Varistor
PDF  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SHINDENGEN [Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd]
Trang chủ  http://www.shindengen.co.jp/
Logo SHINDENGEN - Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd

VR51B bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd

  VR51B Datasheet HTML 1Page - Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
Copyright & Copy;2000 Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd
RATINGS
SHINDENGEN
OUTLINE DIMENSIONS
(Unit : mm)
Axial Package
Varistor
VR51B(A)
Case : AX06
●Absolute Maximum Ratings
Item
Symbol
Conditions
Ratings
Unit
Storage Temperature
Tstg
-30~125
℃
Junction Temperature
Tj
125
℃
Average Rectified Forward Current
IO
Ta = 40℃, Sine wave, R-load
0.15Arms
Commercial frequency, On glass-epoxy substrate
Peak Surge Forward Current
IFSM
50Hz, Sine wave, 1 cycle, Non-repetitive, Tl = 25℃
7.5
Arms
●Electrical Characteristics (Tl=25℃)
Item
Symbol
Conditions
Ratings
Unit
IF = 1mA
1.55~2.05
Forward Voltage
VF
IF = 10mA
1.85~2.35
V
IF = 70mA
2.15~2.65
Thermal Resistance
θja
Junction to ambient
MAX 270
℃/W


Số phần tương tự - VR51B

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Shindengen Electric Mfg...
VR51B SHINDENGEN-VR51B Datasheet
125Kb / 1P
Varistor
More results

Mô tả tương tự - VR51B

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Shindengen Electric Mfg...
VR51B SHINDENGEN-VR51B Datasheet
125Kb / 1P
Varistor
VR61F1 SHINDENGEN-VR61F1 Datasheet
282Kb / 6P
Varistor
VRYA6 SHINDENGEN-VRYA6 Datasheet
321Kb / 7P
Varistor
logo
Ceramate Technical
GNR07DK CERAMATE-GNR07DK Datasheet
61Kb / 5P
VARISTOR
GNR10D CERAMATE-GNR10D Datasheet
63Kb / 5P
VARISTOR
logo
List of Unclassifed Man...
NFV20D201K ETC-NFV20D201K Datasheet
61Kb / 5P
VARISTOR
logo
Ceramate Technical
GNR05D CERAMATE-GNR05D Datasheet
58Kb / 5P
VARISTOR
logo
Shindengen Electric Mfg...
VR-61F1 SHINDENGEN-VR-61F1 Datasheet
375Kb / 2P
Varistor
VRYA6 SHINDENGEN-VRYA6_10 Datasheet
399Kb / 2P
Varistor
VRYA15 SHINDENGEN-VRYA15_10 Datasheet
580Kb / 2P
Varistor
More results


Html Pages

1


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com