công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

RSB-4410CD-MDA1E bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Advantech Co., Ltd.

tên linh kiện RSB-4410CD-MDA1E
Giải thích chi tiết về linh kiện  Freescale ARM Cortex-A9 i.MX6 SBC
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ADVANTECH [Advantech Co., Ltd.]
Trang chủ  http://www.advantech.com
Logo ADVANTECH - Advantech Co., Ltd.

RSB-4410CD-MDA1E bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Advantech Co., Ltd.

  RSB-4410CD-MDA1E Datasheet HTML 1Page - Advantech Co., Ltd. RSB-4410CD-MDA1E Datasheet HTML 2Page - Advantech Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
www.advantech.com/products
Online Download
Block Diagram
Optional Accessories
Part Number
Description
96PSA-A36W12R1
Adapter 100-240 36W 12V 3A 9NA0362308
170203183C
Power Code 3P Europe (WS-010+WS-083)183cm
170203180A
Power Cord 3P UK 2.5A/3A 250V 1.83M
1700001524
Power Cord 3P UL 10A 125V 180cm
1960051438N001
Cooler I-NB-ICH7 S-3W 31x31x12-WC DAC-BC05 40C
96LEDK-A070WV35NB1
Panel G070VW01 V1
1700021565-01
Debug cable
1700018730
USB cable
1700022161-01
UART cable
1700022130-01
LVDS cable
1700022131-01
Backlight cable
Packing List
Part Number
Description
Quantity
RSB-4410
RSB-4410 SBC
1
RSB-4410
Ordering Information
Part No.
CPU
Memory
Flash
HDMI
VGA LVDS LAN Serial Port
SATA
USB
Host
System
bus
SD
CANbus Operating
Temperature
RSB-4410CD-MDA1E
Freescale i.MX6
Dual 1 GHz
1 GB
4 GB
1
1
1
1
2 x 2 wire RS-232,
1 x RS-232
-
3
-
1
-
0 ~ 60° C
RSB-4410WD-MDA1E
Freescale i.MX6
Dual 1 GHz
1 GB
4 GB
1
1
1
1
2 x 2 wire RS-232,
1 x RS-232
-
3
-
1
-
-40 ~ 85° C
RSB-4410CQ-MEA1E
Freescale i.MX6
Quad 1GHz
2 GB
4 GB
1
1
1
1
2 x 2 wire RS-232,
1 x RS-232
-
3
-
1
-
0 ~ 60° C
Freescale
i.MX6
HDMI Connector
1GHz
Watchdog
DDR3/800 MHz
I2C-1
BH1
Battery
Holder
SD-Port 2
UART1_(2Wire)
UART3_(2Wire)
UART4_(2Wire)
UART2_(4Wire)
RS-232 Port
UART * 2
I2S
I2S Audio DAC
FSC
STGL5000
Line IN
USB Port * 2
USB 0
USB 1
SD-Port 4
RTC Battery (Cable)
CH7055A
VGA
VGA
TTL 24bit
3G Module
RS232 TX/RX
TI_MAX3243IDB
TI_MAX3232IPW
(Debug Port)
ECSPI-1
Flash (boot)
VGA
PCT_PCT25
RGMII
Phone Jack
GIGA
ATHERO
AR8033-AL1B
Ethernet
iNAND
4GB
LVDS
LVDS Pin header
CIR
Wireless LAN Module
PCI-E * 1
HDMI
SEIKO
S-35390A
RTC
LAN
DDR3 BGA
256MB
DDR3 BGA
256MB
DDR3 BGA
256MB
Pin Header
USB Type A
connector
Pin Header
USB Hub
CY7C65630
DDR3 BGA
256MB
DDR3 BGA
256MB
DDR3 BGA
256MB
DDR3 BGA
256MB
DDR3 BGA
256MB



Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com