công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

RSB-3410DL-MDA1E bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Advantech Co., Ltd.

tên linh kiện RSB-3410DL-MDA1E
Giải thích chi tiết về linh kiện  NXP ARM짰 Cortex짰-A9 i.MX6 2.5" SBC
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ADVANTECH [Advantech Co., Ltd.]
Trang chủ  http://www.advantech.com
Logo ADVANTECH - Advantech Co., Ltd.

RSB-3410DL-MDA1E bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Advantech Co., Ltd.

  RSB-3410DL-MDA1E Datasheet HTML 1Page - Advantech Co., Ltd. RSB-3410DL-MDA1E Datasheet HTML 2Page - Advantech Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
www.advantech.com/products
Online Download
Block Diagram
RSB-3410
Packing List
Part Number
Description
9696341000E
RSB-3410 2.5" SBC
1652006794-01
Terminal Block 6 Pin
Optional Accessories
Part Number
Description
96PSA-A36W12R1
ADAPTER 100-240V 36W 12V 3A
SQF-ISDS1-2G-86E
SQFlash SD card SLC 2G, 1CH (-40 ~ 85 °C)
EWM-W142F01E
802.11 b/g/n,AR9287,2T2R,Full size Mini PCIe
EWM-W151H01E
Advantech 802.11bgn RTL8188EE 1T1R, 1-connector
EWM-C106FT02E
HSPA/WCDMA/GPRS Cellular module
1750006043
Cable R/P SMA (M) to MHF 1.32 150mm (Wi-Fi Cable)
1750000318
EMI Antenna 2DBI 2.4GHz SMA CONN for ARK-3384
(Wi-Fi Antenna)
1750006264
Antenna SMA(F)/MHF 15cm SMALFN8-3150A-00X00R
(3G Cable)
1750005865
Antenna L 10.9cm 50Ohm AN8921F-5701SM
(3G Antenna)
1700001524
Power Cord 3P UL 10A 125V 180cm
170203183C
Power Cord 3P Europe (WS-010+WS-083)183cm
170203180A
Power Cord 3P UK 2.5A/3A 250V 1.83M
1700008921
Power Cord 3P PSE 183cm
External I/O
Ordering Information
Part No.
CPU
Memory Flash
Memory HDMI VGA LVDS LAN
Serial
Port
SATA USB Host System
bus
SD CANbus Operating
Temperature
RSB-3410DL-MDA1E
NXP i.MX6 Dual
Lite 1 GHz
1 GB
4 GB
1
-
1
1
1 x 4 wire
RS-232
-
1 USB2.0
1 OTG
-
1
-
0 ~ 60 °C
Dimensions
Unit: mm
0
3.04
69.08
72
69.08
3.04
10.27
15
4-Ø3.20
4-Ø7
25
50
15.27
H=0.0mm
H=0.0mm
OTG
DC-in
HDMI
USB
COM
LAN
SD Slot
SDIO
UART
RGMII
Mini-USB
OTG
LVDS
LVDS
NXP i.MX6
Dual Lite 1GHz
HDMI
DDR3 256MB
DDR3 256MB
DDR3 256MB
DDR3 256MB
HDMI
DDR3 800MHz
e.MMC 4GB
SDIO
SPI NOR Flash 4MB
S-35390A
RTC Battery
USB Type A
Full Size Mini-PCIe
Half Size Mini-PCIe
MSP430
CY7C65630
SPI
USB
PCIe
I2C
MAX3243
RTL8211
Terminal Block
Debug Port
RJ45



Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com